| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L6717 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6717 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 56 page ![]() L6717 Pins description and connection diagrams Doc ID 17326 Rev 1 13/56 2.2 Thermal data Table 3. Thermal data Symbol Parameter Value Unit RTHJA Thermal resistance junction to ambient (Device soldered on 2s2p PC board) 40 °C/W RTHJC Thermal resistance junction to case 1 °C/W TMAX Maximum junction temperature 150 °C TSTG Storage temperature range -40 to 150 °C TJ Junction temperature range 0 to 125 °C |