công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6201P152PR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6201P152PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive Voltage Regulators
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6201P152PR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6201P152PR Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6201P152PR Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6201P152PR Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6201P152PR Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6201P152PR Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6201P152PR Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6201P152PR Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6201P152PR Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6201P152PR Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
6/24
XC6201 Series
OUTPUT VOLTAGE
CIN
CL (TANTALUM)
CL (LOW ESR)
1.3V~1.6V
≧
1.0μF
≧
2.2μF
-
1.7V~6.0V
≧
1.0μF
≧
1.0μF
≧
1.0μF
■
TYPICAL APPLICATION CIRCUIT
With the XC6201 series regulator, in order to ensure the stabilized output voltage, we suggest that an output capacitor (CL) of
1μF or more be connected between the output pin (VOUT) and the VSS pin. For using low ESR capacitor (e.g. ceramic
capacitors), please make sure that the output voltage is more than 1.7V. When the output voltage is from 1.3V to 1.6V, the
output capacitor should be a tantalum capacitor with a capacitance of 2.2μF. We also suggest an input capacitor (CIN)
should be connected between the VIN and the VSS in order to stabilize input power source.
VIN=1.8V~10V,VOUT=1.7~6.0V
CIN=1.0μF(Ceramic),CL=1.0μF(ceramic)
(Tantalum)
(Tantalum)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com