công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT90LS2323-4SC bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT90LS2323-4SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Microcontroller with 2K Bytes of In-System Programmable Flash
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT90LS2323-4SC bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT90LS2323-4SC Datasheet HTML 37Page - ATMEL Corporation AT90LS2323-4SC Datasheet HTML 38Page - ATMEL Corporation AT90LS2323-4SC Datasheet HTML 39Page - ATMEL Corporation AT90LS2323-4SC Datasheet HTML 40Page - ATMEL Corporation AT90LS2323-4SC Datasheet HTML 41Page - ATMEL Corporation AT90LS2323-4SC Datasheet HTML 42Page - ATMEL Corporation AT90LS2323-4SC Datasheet HTML 43Page - ATMEL Corporation AT90LS2323-4SC Datasheet HTML 44Page - ATMEL Corporation AT90LS2323-4SC Datasheet HTML 45Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 64 page
background image
41
AT90S/LS2323/2343
1004D–09/01
Note:
a = address high bits
b = address low bits
i = data in
o = data out
x = don’t care
1 = Lock Bit1
2 = Lock Bit2
F = FSTRT Fuse
R = RCEN Fuse
S = SPIEN Fuse
Read Fuse
and Lock Bits
(AT90S/
LS2323)
PB0
PB1
PB2
0_0000_0100_00
0_0100_1100_00
x_xxxx_xxxx_xx
0_0000_0000_00
0_0111_1000_00
x_xxxx_xxxx_xx
0_0000_0000_00
0_0111_1100_00
1_2Sxx_xxRx_xx
Reading 1, 2, S, R = “0” means
the Fuse/Lock bit is
programmed.
Read Fuse
and Lock Bits
(AT90S/
LS2343)
PB0
PB1
PB2
0_0000_0100_00
0_0100_1100_00
x_xxxx_xxxx_xx
0_0000_0000_00
0_0111_1000_00
x_xxxx_xxxx_xx
0_0000_0000_00
0_0111_1100_00
1_2Sxx_xxRx_xx
Reading 1, 2, S, R = “0” means
the Fuse/Lock bit is
programmed.
Read
Signature
Bytes
PB0
PB1
PB2
0_0000_1000_00
0_0100_1100_00
x_xxxx_xxxx_xx
0_0000_00bb_00
0_0000_1100_00
x_xxxx_xxxx_xx
0_0000_0000_00
0_0110_1000_00
x_xxxx_xxxx_xx
0_0000_0000_00
0_0110_1100_00
o_oooo_ooox_xx
Repeat Instr.2 - Instr.4 for each
signature byte address.
Table 16. High-voltage Serial Programming Instruction Set (Continued)
Instruction
Instruction Format
Operation Remarks
Instr.1
Instr.2
Instr.3
Instr.4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com