công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DBM13X3P-JNMB bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - ITT Industries

tên linh kiện DBM13X3P-JNMB
Giải thích chi tiết về linh kiện  A Historical Achievement of Technology Leadership
PDF  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DBM13X3P-JNMB bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - ITT Industries

Back Button DBM13X3P-JNMB Datasheet HTML 20Page - ITT Industries DBM13X3P-JNMB Datasheet HTML 21Page - ITT Industries DBM13X3P-JNMB Datasheet HTML 22Page - ITT Industries DBM13X3P-JNMB Datasheet HTML 23Page - ITT Industries DBM13X3P-JNMB Datasheet HTML 24Page - ITT Industries DBM13X3P-JNMB Datasheet HTML 25Page - ITT Industries DBM13X3P-JNMB Datasheet HTML 26Page - ITT Industries DBM13X3P-JNMB Datasheet HTML 27Page - ITT Industries DBM13X3P-JNMB Datasheet HTML 28Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 103 page
background image
24
www.ittcannon.com
Dimensions shown in mm
Specifications and dimensions subject to change
Cannon Combo D®
European High Power 90° PCB Plug DD
B
C
A
A1
A2
A3
A4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
22
21
20
19
18
17
16
ITT
CANNON
36W4P
Ø 2,9 (0,114’)
8
,7 ±0,15 (0,343’ ±0,006)
3,7 ±0,3 (0,146’ ±0,012)
Plug
40AHigh power 90° Plug- European footprint, size DD with bracket
Part numbers with bracket and captive
Part numbers with bracket with
Part numbers with bracket
nut M3
bushing diam. 3,05
and post M3
Shell
Layout
P/N without
P/N with
P/N without
P/N with UNC
P/N with through
P/N with
size
Boardlock
Boardlock
Boardlock
Boardlock
Boardlock
Boardlock
DD
24W7
DDM-24P7P-1A9N-A191-K87 DDM-24P7P-1ATN-A191-K87 DDM-24P7P-1AFN-A191-K87 DDM-24P7P-1A5N-A191-K87 DDM-24P7P-1AHN-A191-K87 DDM-24P7P-1APN-A191-K87
DD
36W4
DDM-36P4P-1A9N-A191-K87 DDM-36P4P-1ATN-A191-K87 DDM-36P4P-1AFN-A191-K87 DDM-36P4P-1A5N-A191-K87 DDM-36P4P-1AHN-A191-K87 DDM-36P4P-1APN-A191-K87
DD
43W2
DDM-43P2P-1A9N-A191-K87 DDM-43P2P-1ATN-A191-K87 DDM-43P2P-1AFN-A191-K87 DDM-43P2P-1A5N-A191-K87 DDM-43P2P-1AHN-A191-K87 DDM-43P2P-1APN-A191-K87
DD
47W1
DDM-47P1P-1A9N-A191-K87 DDM-47P1P-1ATN-A191-K87 DDM-47P1P-1AFN-A191-K87 DDM-47P1P-1A5N-A191-K87 DDM-47P1P-1AHN-A191-K87 DDM-47P1P-1APN-A191-K87
Shell
A
B
C
D
E
F
L
W
size
± 0,38 (.015)
± 0,13 (.005)
± 0,13 (.005)
± 0,13 (.005)
± 0,38 (.015)
± 0,25 (.010)
± 0,20 (.008)
± 0,40 (.015)
DD
66,93(2.636)
52,08(2.050)
61,11(2,406)
11,10 (.437)
15,40(.606)
10,80(.425)
0,90 (.035)
6,85(.270)
Dimensions
•Forcontactcavityarrangements,seepage61.
•Forpcbholepattern,seepages88-89.
•Formountingmethods,seepages59-60.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com