công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PALCE16V8Q-25SC5 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện PALCE16V8Q-25SC5
Giải thích chi tiết về linh kiện  EE CMOS 20-Pin Universal Programmable Array Logic
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

PALCE16V8Q-25SC5 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Advanced Micro Devices

Back Button PALCE16V8Q-25SC5 Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices PALCE16V8Q-25SC5 Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices PALCE16V8Q-25SC5 Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices PALCE16V8Q-25SC5 Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices PALCE16V8Q-25SC5 Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices PALCE16V8Q-25SC5 Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices PALCE16V8Q-25SC5 Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices PALCE16V8Q-25SC5 Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices PALCE16V8Q-25SC5 Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 26 page
background image
AMD
2-43
PALCE16V8 Family
LOGIC DIAGRAM
16493D-6
03
47
8
11 12
15 16 19 20
23 24
27 28
31
0
7
8
15
16
23
24
31
03
47
8
11 12
15 16
19 20
24
27 28
31
23
I 2
I 1
CLK/I0 1
2
3
I 4
I 3 4
5
CLK OE
1 1
0 X
1 0
SG1
SL07
1 1
0 X
1 0
SG1
SL05
1 1
0 X
1 0
SG1
SL04
SG1
1 1
0 X
1 0
DQ
Q
1 0
1 1
1 1
1 0
0 0
0 1
VCC
SL0 5
0 X
SG1
1 1
0 X
1 0
DQ
Q
1 0
1 1
1 1
1 0
0 0
0 1
VCC
SL0 4
0 X
1 1
0 X
1 0
SG1
SL06
SG1
1 1
0 X
1 0
DQ
Q
1 0
1 1
1 1
1 0
0 0
0 1
VCC
SL0 6
0 X
SG0
1 1
0 X
1 0
DQ
Q
1 0
1 1
0 X
1 1
1 0
0 0
0 1
VCC
17
I/O4
16
18
I/O5
I/O6
I/O
7
19
SL17
SL16
SL15
SL14
20 V
CC
SL0 7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com