công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JS28F640P33TF70 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện JS28F640P33TF70
Giải thích chi tiết về linh kiện  Numonyx짰 P33-65nm Flash Memory
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

JS28F640P33TF70 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Numonyx B.V

Back Button JS28F640P33TF70 Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V JS28F640P33TF70 Datasheet HTML 10Page - Numonyx B.V JS28F640P33TF70 Datasheet HTML 11Page - Numonyx B.V JS28F640P33TF70 Datasheet HTML 12Page - Numonyx B.V JS28F640P33TF70 Datasheet HTML 13Page - Numonyx B.V JS28F640P33TF70 Datasheet HTML 14Page - Numonyx B.V JS28F640P33TF70 Datasheet HTML 15Page - Numonyx B.V JS28F640P33TF70 Datasheet HTML 16Page - Numonyx B.V JS28F640P33TF70 Datasheet HTML 17Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 88 page
background image
Datasheet
Jul 2011
13
Order Number:208034-04
P33-65nm SBC
RFU
—
RESERVED FOR FUTURE USE: Reserved by Numonyx for future device functionality and
enhancement. These should be treated in the same way as a Don’t Use (DU) signal.
DU
—
DON’T USE: Do not connect to any other signal, or power supply; must be left floating.
NC
—
NO CONNECT: No internal connection; can be driven or floated.
Table 3:
TSOP and Easy BGA Signal Descriptions (Sheet 2 of 2)
Symbol
Type
Name and Function



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88