| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA309A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA309A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 67 page ![]() STA309A Contents Doc ID 13855 Rev 4 3/67 7.2.7 Configuration register G (0x06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7.2.8 Configuration register H (0x07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7.2.9 Configuration register I (0x08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7.2.10 Master mute register (0x09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.2.11 Master volume register (0x0A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.2.12 Channel 1 volume (0x0B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.2.13 Channel 2 volume (0x0C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.2.14 Channel 3 volume (0x0D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.2.15 Channel 4 volume (0x0E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.2.16 Channel 5 volume (0x0F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2.17 Channel 6 volume (0x10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2.18 Channel 7 volume (0x11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2.19 Channel 8 volume (0x12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2.20 Channel 1 volume trim, mute, bypass (0x13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2.21 Channel 2 volume trim, mute, bypass (0x14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2.22 Channel 3 volume trim, mute, bypass (0x15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.2.23 Channel 4 volume trim, mute, bypass (0x16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.2.24 Channel 5 volume trim, mute, bypass (0x17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.2.25 Channel 6 volume trim, mute, bypass (0x18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.2.26 Channel 7 volume trim, mute, bypass (0x19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.2.27 Channel 8 volume trim, mute, bypass (0x1A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7.2.28 Channel input mapping channels 1 and 2 (0x1B) . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.2.29 Channel input mapping channels 3 and 4 (0x1C) . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.2.30 Channel input mapping channels 5 and 6 (0x1D) . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.2.31 Channel input mapping channels 7 and 8 (0x1E) . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.2.32 AUTO1 - Automode™ EQ, volume, GC (0x1F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7.2.33 AUTO2 - Automode™ bass management2 (0x20) . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.2.34 AUTO3 - Automode™ AM/prescale/bass management scale (0x21) . . 41 7.2.35 PREEQ - Preset EQ settings (0x22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 7.2.36 AGEQ - graphic EQ 80-Hz band (0x23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7.2.37 BGEQ - graphic EQ 300-Hz band (0x24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7.2.38 CGEQ - graphic EQ 1-kHz band (0x25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7.2.39 DGEQ - graphic EQ 3-kHz band (0x26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7.2.40 EGEQ - graphic EQ 8-kHz band (0x27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7.2.41 Biquad internal channel loop-through (0x28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7.2.42 Mix internal channel loop-through (0x29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7.2.43 EQ bypass (0x2A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 |