công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29F400BT-55SCB bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29F400BT-55SCB
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29F400BT-55SCB bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 28Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 29Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 30Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 31Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 32Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 33Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 34Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 35Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 36Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 37 page
background image
32
Am29F400B
PREL I M I N AR Y
AC CHARACTERISTICS
Alternate CE# Controlled Erase/Program Operations
Notes:
1. Not 100% tested.
2. See the “Erase and Programming Performance” section for more information.
Parameter
-55
-60
-70
-90
-120
-150
JEDEC
Std.
Description
Unit
tAVAV
tWC
Write Cycle Time (Note 1)
Min
55
60
70
90
120
150
ns
tAVEL
tAS
Address Setup Time
Min
0
ns
tELAX
tAH
Address Hold Time
Min
45
45
45
45
50
50
ns
tDVEH
tDS
Data Setup Time
Min
25
30
30
45
50
50
ns
tEHDX
tDH
Data Hold Time
Min
0
ns
tOES
Output Enable Setup Time
Min
0
ns
tGHEL
tGHEL
Read Recovery Time Before Write
(OE# High to WE# Low)
Min
0
ns
tWLEL
tWS
WE# Setup Time
Min
0
ns
tEHWH
tWH
WE# Hold Time
Min
0
ns
tELEH
tCP
CE# Pulse Width
Min
30
35
35
45
50
50
ns
tEHEL
tCPH
CE# Pulse Width High
Min
20
ns
tWHWH1
tWHWH1
Programming Operation
(Note 2)
Byte
Typ
7
µs
Word
Typ
12
tWHWH2
tWHWH2
Sector Erase Operation (Note 2)
Typ
1
sec



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com