công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29F400BT-55SCB bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29F400BT-55SCB
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29F400BT-55SCB bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 19Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 20Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 21Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 22Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 23Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 24Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 25Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 26Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 27Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 37 page
background image
Am29F400B
23
PR ELIMIN A R Y
TEST CONDITIONS
Table 7.
Test Specifications
KEY TO SWITCHING WAVEFORMS
2.7 k
Ω
CL
6.2 k
Ω
5.0 V
Device
Under
Test
21505C-12
Figure 8.
Test Setup
Note:
Diodes are IN3064 or equivalent.
Test Condition
-55
All
others
Unit
Output Load
1 TTL gate
Output Load Capacitance, CL
(including jig capacitance)
30
100
pF
Input Rise and Fall Times
5
20
ns
Input Pulse Levels
0.0–3.0
0.45–2.4
V
Input timing measurement
reference levels
1.5
0.8, 2.0
V
Output timing measurement
reference levels
1.5
0.8, 2.0
V
KS000010-PAL
WAVEFORM
INPUTS
OUTPUTS
Steady
Changing from H to L
Changing from L to H
Don’t Care, Any Change Permitted
Changing, State Unknown
Does Not Apply
Center Line is High Impedance State (High Z)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com