công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29F400BT-55SCB bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29F400BT-55SCB
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29F400BT-55SCB bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 18Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 19Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 20Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 21Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 22Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 23Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 24Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 25Page - Advanced Micro Devices AM29F400BT-55SCB Datasheet HTML 26Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 37 page
background image
22
Am29F400B
PREL I M I N AR Y
DC CHARACTERISTICS
CMOS Compatible
Notes:
1. The ICC current listed is typically less than 2 mA/MHz, with OE# at VIH.
2. ICC active while Embedded Erase or Embedded Program is in progress.
3. Not 100% tested.
4. ICC3 = 20 µA max at extended temperature (>+85° C).
Parameter
Description
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
ILI
Input Load Current
VIN = VSS to VCC,
VCC = VCC max
±1.0
µA
ILIT
A9, OE#, RESET#
Input Load Current
VCC = VCC max;
A9, OE#, RESET# = 12.5 V
50
µA
ILO
Output Leakage Current
VOUT = VSS to VCC,
VCC = VCC max
±1.0
µA
ICC1
VCC Active Read Current
(Note 1)
CE# = VIL, OE# = VIH,
VCC = VCC max, f = 5 MHz, Byte Mode
20
40
mA
CE# = VIL, OE# = VIH,
VCC = VCC max, f = 5 MHz, Word Mode
28
50
ICC2
VCC Active Write Current
(Notes 2, 3)
CE# = VIL, OE# = VIH,
VCC = VCC max
30
50
mA
ICC3
VCC Standby Current (Note 4)
OE# = VIH, CE# and RESET# = VCC±0.5 V,
VCC = VCC max
0.3
5
µA
VIL
Input Low Voltage
–0.5
0.8
V
VIH
Input High Voltage
0.7 x
VCC
VCC+
0.3
V
VID
Voltage for Autoselect and
Temporary Sector Unprotect
VCC = 5.0 V
11.5
12.5
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 5.8 mA, VCC = VCC min
0.45
V
VOH1
Output High Voltage
IOH = –2.5 mA, VCC = VCC min
0.85
VCC
V
VOH2
IOH = –100 µA, VCC = VCC min
VCC–
0.4
VLKO
Low VCC Lock-Out Voltage
3.2
4.2
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com