| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LSM6DB0TR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSM6DB0TR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 66 page ![]() Contents LSM6DB0 4/66 DocID025603 Rev 1 11.9 INT_GEN_THS1_Z_XL (09h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 11.10 INT_GEN_DUR1_XL (0Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 11.11 REFERENCE_G (0Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 11.12 INT1_CTRL (0Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 11.13 INT2_CTRL (0Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 11.14 WHO_AM_I (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 11.15 CTRL_REG1_G (10h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 11.16 CTRL_REG2_G (11h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 11.17 CTRL_REG3_G (12h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 11.18 ORIENT_CFG_G (13h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 11.19 INT_GEN_SRC_G (14h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 11.20 OUT_TEMP_L (15h), OUT_TEMP_H (16h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 11.21 STATUS_REG (17h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 11.22 OUT_X_G (18h - 19h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 11.23 OUT_Y_G (1Ah - 1Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 11.24 OUT_Z_G (1Ch - 1Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 11.25 CTRL_REG4 (1Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 11.26 CTRL_REG5_XL (1Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 11.27 CTRL_REG6_XL (20h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 11.28 CTRL_REG7_XL (21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 11.29 CTRL_REG8 (22h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 11.30 CTRL_REG9 (23h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 11.31 CTRL_REG10 (24h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 11.32 INT_GEN_SRC_XL (26h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 11.33 STATUS_REG (27h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 11.34 OUT_X_XL (28h - 29h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 11.35 OUT_Y_XL (2Ah - 2Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 11.36 OUT_Z_XL (2Ch - 2Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 11.37 FIFO_CTRL (2Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 11.38 FIFO_SRC (2Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 11.39 INT_GEN_CFG_G (30h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 11.40 INT_GEN_THS_X_G (31h - 32h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 11.41 INT_GEN_THS_Y_G (33h - 34h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 |