| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC826XAVV bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC826XAVV bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
42 / 50 page ![]() MPC8260A PowerQUICC™ II Integrated Communications Processor Hardware Specifications, Rev. 2.0 42 Freescale Semiconductor Pinout PA12/FCC1_UT8_RXD2/FCC1_UT16_RXD10/MSNUM3 AJ212 PA13/FCC1_UT8_RXD3/FCC1_UT16_RXD11/MSNUM2 AH202 PA14/FCC1_UT8_RXD4/FCC1_UT16_RXD12/FCC1_RXD3 AG192 PA15/FCC1_UT8_RXD5/FCC1_UT16_RXD13/FCC1_RXD2 AF182 PA16/FCC1_UT8_RXD6/FCC1_UT16_RXD14/FCC1_RXD1 AF172 PA17/FCC1_UT8_RXD7/FCC1_UT16_RXD15/FCC1_RXD0/FCC1_RXD AE162 PA18/FCC1_UT8_TXD7/FCC1_UT16_TXD15/FCC1_TXD0/FCC1_TXD AJ162 PA19/FCC1_UT8_TXD6/FCC1_UT16_TXD14/FCC1_TXD1 AG152 PA20/FCC1_UT8_TXD5/FCC1_UT16_TXD13/FCC1_TXD2 AJ132 PA21/FCC1_UT8_TXD4/FCC1_UT16_TXD12/FCC1_TXD3 AE132 PA22/FCC1_UT8_TXD3/FCC1_UT16_TXD11 AF122 PA23/FCC1_UT8_TXD2/FCC1_UT16_TXD10 AG112 PA24/FCC1_UT8_TXD1/FCC1_UT16_TXD9/MSNUM1 AH92 PA25/FCC1_UT8_TXD0/FCC1_UT16_TXD8/MSNUM0 AJ82 PA26/FCC1_UTM_RXCLAV/FCC1_UTS_RXCLAV/FCC1_MII_RX_ER AH72 PA27/FCC1_UT_RXSOC/FCC1_MII_RX_DV AF72 PA28/FCC1_UTM_RXENB/FCC1_UTS_RXENB/FCC1_MII_TX_EN AD52 PA29/FCC1_UT_TXSOC/FCC1_MII_TX_ER AF12 PA30/FCC1_UTM_TXCLAV/FCC1_UTS_TXCLAV/FCC1_MII_CRS/ FCC1_RTS AD32 PA31/FCC1_UTM_TXENB/FCC1_UTS_TXENB/FCC1_MII_COL AB52 PB4/FCC3_TXD3/FCC2_UT8_RXD0/L1RSYNCA2/FCC3_RTS AD282 PB5/FCC3_TXD2/FCC2_UT8_RXD1/L1TSYNCA2/L1GNTA2 AD262 PB6/FCC3_TXD1/FCC2_UT8_RXD2/L1RXDA2/L1RXD0A2 AD252 PB7/FCC3_TXD0/FCC3_TXD/FCC2_UT8_RXD3/L1TXDA2/L1TXD0A2 AE262 PB8/FCC2_UT8_TXD3/FCC3_RXD0/FCC3_RXD/TXD3/L1RSYNCD1 AH272 PB9/FCC2_UT8_TXD2/FCC3_RXD1/L1TXD2A2/L1TSYNCD1/L1GNTD1 AG242 PB10/FCC2_UT8_TXD1/FCC3_RXD2/L1RXDD1 AH242 PB11/FCC3_RXD3/FCC2_UT8_TXD0/L1TXDD1 AJ242 PB12/FCC3_MII_CRS/L1CLKOB1/L1RSYNCC1/TXD2 AG222 PB13/FCC3_MII_COL/L1RQB1/L1TSYNCC1/L1GNTC1/L1TXD1A2 AH212 PB14/FCC3_MII_TX_EN/RXD3/L1RXDC1 AG202 PB15/FCC3_MII_TX_ER/RXD2/L1TXDC1 AF192 PB16/FCC3_MII_RX_ER/L1CLKOA1/CLK18 AJ182 PB17/FCC3_MII_RX_DV/L1RQA1/CLK17 AJ172 Table 21. Pinout List (continued) Pin Name Ball |