công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C6745DPTP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320C6745,TMS320C6747 Fixed/Floating-Point Digital Signal Processor
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 227 page
background image
OSCOUT
OSCIN
OSCVSS
Clock
Input
toPLL
NC
TMS320C6745, TMS320C6747
www.ti.com
SPRS377E – SEPTEMBER 2008 – REVISED FEBRUARY 2013
Figure 5-7. External 1.2V Clock Source
Table 5-4. OSCIN Timing Requirements
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
fOSCIN
OSCIN frequency range (OSCIN)
12
50
MHz
tc(OSCIN)
Cycle time, external clock driven on OSCIN
20
ns
tw(OSCINH)
Pulse width high, external clock on OSCIN
0.4 tc(OSCIN)
ns
tw(OSCINL)
Pulse width low, external clock on OSCIN
0.4 tc(OSCIN)
ns
tt(OSCIN)
Transition time, OSCIN
0.25P or 10 (1)
ns
tj(OSCIN)
Period jitter, OSCIN
0.02P
ns
(1)
Whichever is smaller. P = the period of the applied signal. Maintaining transition times as fast as possible is recommended to improve
noise immunity on input signals.
Copyright © 2008–2013, Texas Instruments Incorporated
Peripheral Information and Electrical Specifications
71
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320C6745 TMS320C6747



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com