công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2731CDBVT bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV2731CDBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLV2731CDBVT bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Texas Instruments

Back Button TLV2731CDBVT Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 31 page
background image
TLV2731, TLV2731Y
Advanced LinCMOS
 RAIL-TO-RAIL
LOW-POWER SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS198A – AUGUST 1997 – REVISED MARCH 2001
23
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 47
GAIN-BANDWIDTH PRODUCT †‡
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
TA – Free-Air Temperature – °C
4
– 50 – 25
0
25
50
100
75
125
– 75
3.5
3
2.5
2
1.5
1
VDD = 5 V
f = 10 kHz
RL = 600 Ω
CL = 100 pF
Figure 48
GAIN-BANDWIDTH PRODUCT ‡
vs
SUPPLY VOLTAGE
VDD – Supply Voltage – V
02
3
5
2.5
78
14
6
2.25
2
1.75
1.5
RL = 600 Ω
CL = 100 pF
TA = 25°C
Figure 49
GAIN MARGIN‡
vs
LOAD CAPACITANCE
CL – Load Capacitance – pF
20
10
5
0
15
101
10 2
10 3
10 5
10 4
Rnull = 0
Rnull = 50 Ω
Rnull = 100 Ω
Rnull = 500 Ω
Rnull = 1000 Ω
TA = 25°
RL = ∞
Figure 50
GAIN MARGIN‡
vs
LOAD CAPACITANCE
CL – Load Capacitance – pF
20
101
10 2
10 3
10 5
10 4
Rnull = 50 Ω
Rnull = 100 Ω
TA = 25°
RL = 600 Ω
Rnull = 0
Rnull = 500 Ω
15
10
5
0
† Data at high and low temperatures are applicable only within the rated operating free-air temperature ranges of the various devices.
‡ For all curves where VDD = 5 V, all loads are referenced to 2.5 V. For all curves where VDD = 3 V, all loads are referenced to 1.5 V.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com