công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2731CDBVT bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV2731CDBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLV2731CDBVT bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Texas Instruments

Back Button TLV2731CDBVT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TLV2731CDBVT Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 31 page
background image
TLV2731, TLV2731Y
Advanced LinCMOS
 RAIL-TO-RAIL
LOW-POWER SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS198A – AUGUST 1997 – REVISED MARCH 2001
20
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 35
INVERTING LARGE-SIGNAL PULSE
RESPONSE†
t – Time –
µs
1.5
1
0.5
0
0
2
2.5
3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
A V = – 1
TA = 25°C
VDD = 3 V
RL = 600 Ω
CL = 100 pF
Figure 36
INVERTING LARGE-SIGNAL PULSE
RESPONSE†
t – Time –
µs
5
0
4
3
2
1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
A V = – 1
TA = 25°C
VDD = 5 V
RL = 600 Ω
CL = 100 pF
Figure 37
VOLTAGE-FOLLOWER LARGE-SIGNAL
PULSE RESPONSE†
t – Time –
µs
1.5
1
0.5
0
01
2
3
4
5
6
2
2.5
3
78
9
10
A V = 1
TA = 25°C
VDD = 3 V
RL = 600 Ω
CL = 100 pF
Figure 38
VOLTAGE-FOLLOWER LARGE-SIGNAL
PULSE RESPONSE†
t – Time –
µs
2
1
0
01
2
3
4
5
6
3
4
5
789
10
VDD = 5 V
RL = 600 Ω
CL = 100 pF
AV = 1
TA = 25°C
† For all curves where VDD = 5 V, all loads are referenced to 2.5 V. For all curves where VDD = 3 V, all loads are referenced to 1.5 V.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com