công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

105DER2R5SFN bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Illinois Capacitor, Inc.

tên linh kiện 105DER2R5SFN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radial Leaded Super Capacitors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ILLINOISCAPACITOR [Illinois Capacitor, Inc.]
Trang chủ  http://www.illinoiscapacitor.com
Logo ILLINOISCAPACITOR - Illinois Capacitor, Inc.

105DER2R5SFN bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Illinois Capacitor, Inc.

  105DER2R5SFN Datasheet HTML 1Page - Illinois Capacitor, Inc. 105DER2R5SFN Datasheet HTML 2Page - Illinois Capacitor, Inc. 105DER2R5SFN Datasheet HTML 3Page - Illinois Capacitor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DER
Radial lead, +70°C
Capacitance
(F)
WVDC
IC PART NUMBER
MAX
Current
(A)
ESR AC 1
kHz
(mA)
Max stored
energy
(mWh)
LC (μA)
Specific
Energy
Gravimetric
Density
(mWh/kg)
Specific
Energy
Volumetric
Density
(mWh/l)
Specific
Energy
Gravimetric
Density
(mWh/kg)
Specific
Energy
Volumetric
Density
(mWh/l)
Weight
(grams)
Volume
(mL)
Dims DxL
(mm)
Lead
Spacing
(mm)
1.0
2.5
105DER2R5SFN
1.3
500
0.0009
0.5
1.0117
1.4391
0.874
0.113
0.858
0.6032
8x12
3.5
2.0
2.5
205DER2R5SFQ
2.5
350
0.0017
1
1.6001
2.1587
1.257
0.274
1.085
1.085
8x16
3.5
3.0
2.5
305DER2R5SFU
3.8
200
0.0026
1.5
2.075
2.5904
1.868
0.589
1.255
1.0053
8x20
3.5
3.3
2.5
335DER2R5SGU
4.1
200
0.0029
1.7
1.3641
1.8237
1.116
0.92
2.1
1.5708
10x20
5
4.7
2.5
475DER2R5SGU
5.9
180
0.0035
2.5
1.6225
2.2105
1.209
1.016
2.14
1.5708
10x20
5
7.0
2.5
705DER2R5SGV
8.8
140
0.0061
3.5
2.3736
3.0947
1.332
1.673
2.56
1.9635
10x25
5
10.0
2.5
106DER2R5SGW
12.5
100
0.0087
5
2.7957
3.6841
1.61
2.945
3.105
2.3562
10x30
5
10.0
2.5
106DER2R5STV
12.5
100
0.0087
5
2.4887
2.8294
1.344
3.595
3.488
3.068
12.5x25
5
22.0
2.5
226DER2R5SKV
27.5
60
0.0191
11
2.6639
3.7993
1.046
9.425
7.169
5.0265
16x25
7.5
30.0
2.5
306DER2R5SKW
37.5
40
0.026
15
3.1486
4.3174
1.295
16.157
8.271
6.0319
16x30
7.5
50.0
2.5
506DER2R5SLZ
62.5
30
0.0434
25
3.4229
4.2641
1.183
38.17
12.68
10.179
18x40
7.5
100.0
2.5
107DER2R5SBG
125
25
0.0868
50
4.1613
5.0746
1.027
91.639
20.86
17.106
22x45
10
100.0
2.5
107DER2R5SLB
125
25
0.0868
50
4.4379
5.6854
1.096
81.794
19.56
15.268
18x60
7.5
150.0
2.5
157DER2R5SCP
188
22
0.1302
75
3.8523
5.3052
0.74
153.398
33.8
24.544
25x55
10
200.0
2.5
207DER2R5SDH
250
20
0.1736
100
4.4025
4.9122
0.762
265.072
39.39
35.343
30x50
10
250.0
2.5
257DER2R5SDP
313
18
0.217
125
4.4977
5.582
0.707
331.34
48.25
38.877
30x55
10
350.0
2.5
357DER2R5SEZ
438
12
0.3038
175
4.5818
5.2631
0.754
721.585
66.31
57.727
35x60
10



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com