công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

105DER2R5SFN bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc.

tên linh kiện 105DER2R5SFN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radial Leaded Super Capacitors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ILLINOISCAPACITOR [Illinois Capacitor, Inc.]
Trang chủ  http://www.illinoiscapacitor.com
Logo ILLINOISCAPACITOR - Illinois Capacitor, Inc.

105DER2R5SFN bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc.

  105DER2R5SFN Datasheet HTML 1Page - Illinois Capacitor, Inc. 105DER2R5SFN Datasheet HTML 2Page - Illinois Capacitor, Inc. 105DER2R5SFN Datasheet HTML 3Page - Illinois Capacitor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
3757 W. Touhy Ave., Lincolnwood, Il 60712
● (847)675-1760● Fax (847) 675-2850 ● www.illcap.com
DER
Super Capacitors
Lead spacing VS. Case diameter
D
8
10
16
18
S
3.5
5.0
7.5
7.5
d
0.6
0.6
0.8
0.8
L1=L+1.5mm
D1=D+05mm
S1=S+0.5mm
1200 to 3000F capacitors



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com