công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

105DER2R5SFN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Illinois Capacitor, Inc.

tên linh kiện 105DER2R5SFN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radial Leaded Super Capacitors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ILLINOISCAPACITOR [Illinois Capacitor, Inc.]
Trang chủ  http://www.illinoiscapacitor.com
Logo ILLINOISCAPACITOR - Illinois Capacitor, Inc.

105DER2R5SFN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Illinois Capacitor, Inc.

  105DER2R5SFN Datasheet HTML 1Page - Illinois Capacitor, Inc. 105DER2R5SFN Datasheet HTML 2Page - Illinois Capacitor, Inc. 105DER2R5SFN Datasheet HTML 3Page - Illinois Capacitor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
DER
Radial Leaded Super Capacitors
Operating Temperature
Range
-25°C to +70°C
Storage Tolerance
-40°C to +70°C
Capacitance Tolerance
1F to 500F, +50%/-20% @ 25°C
1200F to 3000F, 20%/-10% @25°C
Surge Voltage
WVDC
2.5
SVDC
2.7
Maximum Current
See standard part listing
1 second discharge to 1/2 WVDC
Operating Current
See standard part listing
5 second discharge to 1/2 WVDC
Leakage Current
See standard part listing
72 hours, 25˚C
Load Life
1000 hours with rated voltage applied at 70˚C
Capacitance change
<30% of initially measured values
ESR
<400% of initially specified values
Life cycles
( 25°C) 1 cycle = Charge to
WVDC for 20’s, constant voltage
charging for 10’s, discharge to
½ WVDC for 20’s, rest for 10’s
500,000 cycles
Capacitance change
<30% of initially measured values
ESR
<400% of initially specified values
Features
High capacitance Very fast charge/discharge cycling roHs compliant
Long life Circuit board mountable Compact size Low esr High power density
appLiCations
Battery backup pulse power Battery alternative audio systems
DC-DC converters Mechanical actuators LeD displays Hand held devices
Your Global Source for World-Class Capacitors
© 2013 Illinois Capacitor, Inc.
ILLINOIS CAPACITOR, INC.
®
north america
asia
Tel: 847.675.1760
Tel: 852.2793 0931
sales@illcap.com
sales@illcap.com.hk


Số phần tương tự - 105DER2R5SFN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Illinois Capacitor, Inc...
105DER2R5SFN ILLINOISCAPACITOR-105DER2R5SFN Datasheet
120Kb / 1P
Supercapacitor
105DER2R5SFN ILLINOISCAPACITOR-105DER2R5SFN_17 Datasheet
120Kb / 1P
Supercapacitor
More results

Mô tả tương tự - 105DER2R5SFN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
DT100M0161 MERITEK-DT100M0161 Datasheet
223Kb / 2P
Radial Leaded Tantalum Capacitors
logo
Panasonic Semiconductor
EEU-FR1E331 PANASONIC-EEU-FR1E331 Datasheet
253Kb / 1P
Radial Leaded Aluminum Electrolytic Capacitors
logo
Illinois Capacitor, Inc...
106DCR2R3SGU ILLINOISCAPACITOR-106DCR2R3SGU Datasheet
172Kb / 2P
Radial Leaded Super Capacitors
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
DT MERITEK-DT Datasheet
223Kb / 2P
Radial Leaded Tantalum Capacitors
logo
Kemet Corporation
ERK610Z102KCF0 KEMET-ERK610Z102KCF0 Datasheet
1Mb / 11P
Radial Leaded Ceramic Disc Capacitors
ERP610W102MDF0 KEMET-ERP610W102MDF0 Datasheet
1Mb / 10P
Radial Leaded Ceramic Disc Capacitors
logo
Cornell Dubilier Electr...
DPP CDE-DPP Datasheet
203Kb / 3P
Polypropylene Radial Leaded Film Capacitors
CM05ED430JO3 CDE-CM05ED430JO3 Datasheet
209Kb / 1P
Radial-Leaded Dipped Mica Capacitors
logo
AVX Corporation
REF AVX-REF Datasheet
519Kb / 7P
Radial Leaded Aluminum Electrolytic Capacitors
Rev 0
REH AVX-REH Datasheet
500Kb / 8P
Radial Leaded Aluminum Electrolytic Capacitors
Rev 0
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com