công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LJT07R bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện LJT07R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Amphenol JT/LJT Subminiature Cylindrical Connectors
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

LJT07R bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Amphenol Corporation

Back Button LJT07R Datasheet HTML 12Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 13Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 14Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 15Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 16Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 17Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 18Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 19Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 20Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 57 page
background image
14
C
S
S
.891 MAX.
.380
+.006
–.000
.322
+.000
–.005
N
V
.580
±.025
.938 MAX.
.380
+.006
–.000
.322
+.000
–.005
.580
±.025
KK
N
.380
+.006
–.000
.322
+.000
–.005
N
.580
±.025
F
KK1
L
.322
+.000
–.005
.380
+.006
–.000
.580
±.025
L1
F
1
KK2
N
JT01R — crimp
line receptacle
* JT01RT-XX-XXX
** JTS01RT-XX-XXX
*** JTN01RT-XX-XXX
* JT01RE-XX-XXX
** JTS01RE-XX-XXX
*** JTN01RE-XX-XXX
* JT01RP-XX-XXX
** JTS01RP-XX-XXX
*** JTN01RP-XX-XXX
* JT01RE-XX-XXX (SR)
** JTS01RE-XX-XXX (SR)
*** JTN01RE-XX-XXX (SR)
* To complete order number see page 53.
** High temperature version; to complete order number see page 53.
*** Clear iridite finish (gold color), N
2O4 resistant; to complete order number see page 53.
All dimensions for reference only.
F1
N
V Thread
F
Dia.
Dia.
S
UNEF
KK
KK1
Shell
C
Dia.
+.010
L
L1
+.001
+.017
Class 2A
Dia.
Dia.
KK2
Size
Max.
±.010
–.025
Max.
Max.
–.005
–.016
(Plated)
Max.
Max.
Max.
8
.965
.444
.125
1.031
1.562
.473
.812
.4375-28
.578
.625
.812
10
1.089
.558
.188
1.031
1.562
.590
.938
.5625-24
.703
.750
.875
12
1.183
.683
.312
1.031
1.562
.750
1.031
.6875-24
.828
.875
1.000
14
1.277
.808
.375
1.031
1.812
.875
1.125
.8125-20
.953
1.000
1.125
16
1.371
.909
.500
1.031
1.812
1.000
1.219
.9375-20
1.078
1.125
1.188
18
1.465
1.034
.625
1.031
1.812
1.125
1.312
1.0625-18
1.203
1.250
1.438
20
1.589
1.159
.625
1.031
1.812
1.250
1.438
1.1875-18
1.328
1.375
1.438
22
1.715
1.284
.750
1.031
1.938
1.375
1.562
1.3125-18
1.453
1.500
1.625
24
1.838
1.409
.800
1.109
1.938
1.500
1.688
1.4375-18
1.578
1.625
1.719



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com