công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LJT07R bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện LJT07R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Amphenol JT/LJT Subminiature Cylindrical Connectors
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

LJT07R bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Amphenol Corporation

Back Button LJT07R Datasheet HTML 10Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 11Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 12Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 13Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 14Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 15Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 16Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 17Page - Amphenol Corporation LJT07R Datasheet HTML 18Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 57 page
background image
12
R
(TP)
S
T
(4 HOLES)
R (TP)
S
.322
.380
L3
±.031
V
.200
N
N
.322
.380
L
.200
KK
+.000
–.005
+.000
–.005
+.006
–.000
+.006
–.000
2
±.031
2
.322
.380
+.000
–.005
+.006
–.000
+.006
–.000
KK
F
.200
±.031
L
.380
+.000
–.005
.322
L
1
1
1
KK
F
.200
±.031
N
N
F
V Thread
Dia.
F1
N
UNEF
KK1
KK2
Shell
+.010
Dia.
L
L1
L2
L3
+.001
R
S
T
Class 2A
KK
Dia.
Dia.
Size
–.025
±.010
Max.
Max.
Max.
Max.
–.005
(TP)
±.016
±.005
(Plated)
Max.
Max.
Max.
8
.125
.444
1.094
.609
.547
.500
.473
.594
.812
.120
.4375-28
.812
.625
.578
10
.188
.558
1.094
.609
.547
.500
.590
.719
.938
.120
.5625-24
.875
.750
.703
12
.312
.683
1.094
.609
.547
.500
.750
.812
1.031
.120
.6875-24
1.000
.875
.828
14
.375
.808
1.344
.609
.547
.500
.875
.906
1.125
.120
.8125-20
1.125
1.000
.953
16
.500
.909
1.344
.609
.547
.500
1.000
.969
1.219
.120
.9375-20
1.188
1.125
1.078
18
.625
1.034
1.344
.609
.547
.500
1.125
1.062
1.312
.120
1.0625-18
1.438
1.250
1.203
20
.625
1.159
1.344
.609
.547
.500
1.250
1.156
1.438
.120
1.1875-18
1.438
1.375
1.328
22
.750
1.284
1.469
.609
.547
.500
1.375
1.250
1.562
.120
1.3125-18
1.625
1.500
1.453
24
.800
1.409
1.469
.688
.547
.500
1.500
1.375
1.688
.147
1.4375-18
1.719
1.625
1.578
JT00R (MS27472) — crimp
wall mounting receptacle
* JT00RT-XX-XXX(MS27472T)
** JTS00RT-XX-XXX(MS27479T)
*** JTN00RT-XX-XXX
* JT00RE-XX-XXX (MS27472E)
** JTS00RE-XX-XXX(MS27479E)
*** JTN00RE-XX-XXX
* JT00RP-XX-XXX(MS27472P)
** JTS00RP-XX-XXX
*** JTN00RP-XX-XXX
* JT00RE-XX-XXX (SR)
** JTS00RE-XX-XXX (SR)
*** JTN00RE-XX-XXX (SR)
* To complete order number see page 53.
** High temperature version; to complete order number see page 53.
*** Clear iridite finish (gold color), N
2O4 resistant; to complete order number see page 53.
.005 DIA M
All dimensions for reference only.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com