công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC53PA bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BC53PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  80 V, 1 A PNP medium power transistors
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BC53PA bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors

Back Button BC53PA Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 22 page
background image
BCP53_BCX53_BC53PA
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 9 — 19 October 2011
13 of 22
NXP Semiconductors
BCP53; BCX53; BC53PA
80 V, 1 A PNP medium power transistors
VCE = 2V
(1) Tamb = 100 C
(2) Tamb =25 C
(3) Tamb = 55 C
Tamb =25 C
Fig 15. DC current gain as a function of collector
current; typical values
Fig 16. Collector current as a function of
collector-emitter voltage; typical values
VCE = 2V
(1) Tamb = 55 C
(2) Tamb =25 C
(3) Tamb = 100 C
IC/IB =10
(1) Tamb = 100 C
(2) Tamb =25 C
(3) Tamb = 55 C
Fig 17. Base-emitter voltage as a function of collector
current; typical values
Fig 18. Collector-emitter saturation voltage as a
function of collector current; typical values
006aac688
100
200
300
hFE
0
IC (A)
–10–4
–10
–1
–10–3
–10–1
–10–2
(1)
(2)
(3)
VCE (V)
0
−2.0
−1.6
−0.8
−1.2
−0.4
006aaa230
−0.8
−0.4
−1.2
−1.6
IC
(A)
0
−4.5
−9
−13.5
−18
−22.5
−27
−31.5
IB (mA) = −45 −40.5 −36
006aac689
–0.4
–0.8
–1.2
VBE
(V)
0.0
IC (mA)
–10–1
–104
–103
–1
–102
–10
(1)
(2)
(3)
006aac690
–1
–10–1
–10
VCEsat
(V)
–10–2
IC (mA)
–10–1
–104
–103
–1
–102
–10
(1)
(2)
(3)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com