công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC53PA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BC53PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  80 V, 1 A PNP medium power transistors
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BC53PA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  BC53PA Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
BCP53_BCX53_BC53PA
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 9 — 19 October 2011
2 of 22
NXP Semiconductors
BCP53; BCX53; BC53PA
80 V, 1 A PNP medium power transistors
2.
Pinning information
hFE
DC current gain
VCE = 2V;
IC = 150 mA
63
-
250
hFE selection -10
VCE = 2V;
IC = 150 mA
63
-
160
hFE selection -16
VCE = 2V;
IC = 150 mA
100
-
250
Table 2.
Quick reference data …continued
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Table 3.
Pinning
Pin
Description
Simplified outline
Graphic symbol
SOT223
1base
2
collector
3emitter
4
collector
SOT89
1emitter
2
collector
3base
SOT1061
1base
2emitter
3
collector
13
2
4
sym028
2, 4
3
1
321
006aaa231
2
1
3
Transparent top view
12
3
sym013
3
2
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com