công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC53PA bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BC53PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  80 V, 1 A PNP medium power transistors
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BC53PA bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - NXP Semiconductors

Back Button BC53PA Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors BC53PA Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 22 page
background image
BCP53_BCX53_BC53PA
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 9 — 19 October 2011
21 of 22
NXP Semiconductors
BCP53; BCX53; BC53PA
80 V, 1 A PNP medium power transistors
Quick reference data — The Quick reference data is an extract of the
product data given in the Limiting values and Characteristics sections of this
document, and as such is not complete, exhaustive or legally binding.
13.4
Trademarks
Notice: All referenced brands, product names, service names and trademarks
are the property of their respective owners.
14. Contact information
For more information, please visit: http://www.nxp.com
For sales office addresses, please send an email to: salesaddresses@nxp.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com