công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC37C78-HT bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Microchip Technology

tên linh kiện FDC37C78-HT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Floppy Disk Controller
PDF  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

FDC37C78-HT bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Microchip Technology

Back Button FDC37C78-HT Datasheet HTML 72Page - Microchip Technology FDC37C78-HT Datasheet HTML 73Page - Microchip Technology FDC37C78-HT Datasheet HTML 74Page - Microchip Technology FDC37C78-HT Datasheet HTML 75Page - Microchip Technology FDC37C78-HT Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology FDC37C78-HT Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology FDC37C78-HT Datasheet HTML 78Page - Microchip Technology FDC37C78-HT Datasheet HTML 79Page - Microchip Technology FDC37C78-HT Datasheet HTML 80Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 82 page
background image
76
FIGURE 4 - MICROPROCESSOR WRITE TIMING
Parameter
min
typ
max
units
t1
t2
t3
t4
t5
nCS Set Up to nIOW Low
nIOW Width
nCS Hold from nIOW High
Data Set Up Time to nIOW High
Data Hold Time from nIOW High
40
150
10
10
ns
ns
ns
ns
ns
40
t6
Write Strobe to Clear IRQ
55
ns
40
t3
t1
t2
t4
t5
t6
DATA VALID
nCS
nIOW
DATA
(D0-D7)
IRQ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82