công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

E3X-VG21 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện E3X-VG21
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fiber-Optic Photoelectric Sensor
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

E3X-VG21 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Omron Electronics LLC

Back Button E3X-VG21 Datasheet HTML 9Page - Omron Electronics LLC E3X-VG21 Datasheet HTML 10Page - Omron Electronics LLC E3X-VG21 Datasheet HTML 11Page - Omron Electronics LLC E3X-VG21 Datasheet HTML 12Page - Omron Electronics LLC E3X-VG21 Datasheet HTML 13Page - Omron Electronics LLC E3X-VG21 Datasheet HTML 14Page - Omron Electronics LLC E3X-VG21 Datasheet HTML 15Page - Omron Electronics LLC E3X-VG21 Datasheet HTML 16Page - Omron Electronics LLC E3X-VG21 Datasheet HTML 17Page - Omron Electronics LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 17 page
background image
14
E3X
E3X
14
E3X-A❏❏, E32-TC200 (Typical)
Fiber Length vs. Sensing Distance
Through-beam Fiber Unit
(Based on the sensing distance using a fiber length of 2 m
as 100%)
Reflective Fiber Unit
(Based on the sensing distance using a fiber length of 2 m
as 100%)
E3X-A❏❏, E32-DC200 (Typical)
Fiber length (m)
Fiber length (m)
100
80
60
40
0 25
10
20
20
30
40
100
80
60
40
0
25
10
20
20
15
200
160
120
80
0 25
10
20
40
30
40
Fiber length (m)
Fiber length (m)
100
80
60
40
0
2
5
10
20
15
20
E3X-H11
E3X-A❏❏
E3X-F❏❏
E3X-VG❏❏
Cable: 2-m polyvinyl chloride-covered cable
(4-mm dia., 5 cores*)
Weight: Approx. 100 g
*The cables for the E3X-A11, E3X-A41, and
E3X-VG11 models have 3 cores.
Light reception indicator
15.8
Stable operation indicator
59
4
30
25
22.5
13
8.4
8
Two, 2.4 dia.
12.5
3.9
3.2 dia.
37
16
3.4
22.5
2
16
s AMPLIFIER
Mounting bracket (removable)
6
9
6
Dimensions
Unit: mm (inch)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com