công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FCN362C048CF bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Lite-On Technology Corporation

tên linh kiện FCN362C048CF
Giải thích chi tiết về linh kiện  RECTANGULAR CONNECTORS FCN360 Series
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITEON [Lite-On Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.liteon.com.tw/databook/default.htm
Logo LITEON - Lite-On Technology Corporation

FCN362C048CF bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Lite-On Technology Corporation

Back Button FCN362C048CF Datasheet HTML 24Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 25Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 26Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 27Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 28Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 29Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 30Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 31Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 32Page - Lite-On Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 32 page
background image
FCN-360 Series
28
Dimensions are in millimeters (inches)
www.fujitsu.takamisawa.com
Specifications
subject to change
COVER (OBTUSE ANGLE CABLE-OUT COVER (40 CONTACTS ONLY)) (TYPE J1)
s DIMENSIONS
Unit: mm (in.)
s EXPLODED VIEW
Case
Connector
Cable clamp
Three M2 mm (0.079 in.) thread
× 14 mm (0.551 in.)
long screws
Case
Two M2.6 mm (0.102 in.) thread
× 25 mm (0.984 in.)
long screws
Two M2.6 mm (0.102 in.)
thread
× 12 mm (0.472 in.)
long screws
Two M2.6 mm (0.102 in.) thread nuts
Three M2 mm (0.079 in.) thread nuts
s PART NUMBER
FCN-360C040-J1
F
63.98 (2.518)
71.73 (2.824)
10.3 (0.405)
20 (0.787)
M2 (0.078)
× 14 (0.511)
Three screws
M2.6 (0.102)
× 25 (0.984)
Two screws
Cable hole
φ12 (0.472)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com