công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FCN362C048CF bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Lite-On Technology Corporation

tên linh kiện FCN362C048CF
Giải thích chi tiết về linh kiện  RECTANGULAR CONNECTORS FCN360 Series
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITEON [Lite-On Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.liteon.com.tw/databook/default.htm
Logo LITEON - Lite-On Technology Corporation

FCN362C048CF bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Lite-On Technology Corporation

Back Button FCN362C048CF Datasheet HTML 14Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 15Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 16Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 17Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 18Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 19Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 20Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 21Page - Lite-On Technology Corporation FCN362C048CF Datasheet HTML 22Page - Lite-On Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 32 page
background image
FCN-360 Series
18
Dimensions are in millimeters (inches)
www.fujitsu.takamisawa.com
Specifications
subject to change
RIGHT-ANGLE TYPE (JACK)
s DIMENSIONS
Unit: mm (in.)
s MOUTING HOLE LAYOUT
s PART NUMBERS AND DIMENSIONS
Number of
contacts
8
16
24
32
40
48
56
64
Part number
FCN-365J008-AU
FCN-365J016-AU
FCN-365J024-AU
FCN-365J032-AU
FCN-365J040-AU
FCN-365J048-AU
FCN-365J056-AU
FCN-365J064-AU
Dimensions: mm (in.)
Unit: mm (in.)
• Note on mounting a right-angle jack on a
board
Mount the connector so that it projects from the
board by at least 5 mm (0.197 in.).
D
C
A
φ2.8 (0.110)
0.8 (0.031)
2.54 (0.10)
3 (0.118)
B
1
Diagonal length
[Board]
Edge of board
D
±0.2 (0.007)
±0.15 (0.005)
φ2.8 (0.110)+0.15(0.005)
–0
hole
B
φ1 (0.039)+0.1(0.0034) hole
A
28.84 (1.135)
39.0 (1.535)
49.16 (1.935)
59.32 (2.335)
69.48 (2.735)
79.64 (3.135)
89.8 (3.535)
99.96 (3.935)
B
23.34 (0.918)
33.5 (1.318)
43.66 (1.718)
53.82 (2.118)
63.98 (2.518)
74.14 (2.918)
84.3 (3.318)
94.46 (3.718)
C
17.84 (0.702)
28.0 (1.102)
38.16 (1.502)
48.32 (1.902)
58.48 (2.302)
68.64 (2.702)
78.8 (3.102)
88.96 (3.502)
D
7.62 (0.3)
17.78 (0.7)
27.94 (1.1)
38.1 (1.5)
48.26 (1.9)
58.42 (2.3)
68.58 (2.7)
78.74 (3.1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com