công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5429EBZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5429EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Serial Interface
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5429EBZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5429EBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices EVAL-AD5429EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices EVAL-AD5429EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices EVAL-AD5429EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices EVAL-AD5429EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EVAL-AD5429EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices EVAL-AD5429EBZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices EVAL-AD5429EBZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices EVAL-AD5429EBZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 32 page
background image
AD5429/AD5439/AD5449
Rev. C | Page 11 of 32
0
2
4
6
8
10
12
14
10k
1k
10
100
1
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
TA = 25°C
LOADING ZS TO FS
VDD = 5V
VDD = 3V
VDD = 2.5V
Figure 19. Supply Current vs. Update Rate
–102
–66
–54
–42
–30
–18
–6
6
1
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
TA = 25°C
LOADING
ZS TO FS
0
–60
–48
–36
–24
–12
–84
–72
–78
–90
–96
TA = 25°C
VDD = 5V
VREF = ±3.5V
CCOMP = 1.8pF
AMP = AD8038
ALL ON
DB11
DB10
DB9
DB8
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
ALL OFF
10
Figure 20. Reference Multiplying Bandwidth vs. Frequency and Code
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
10k
1k
10
100
1
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
TA = 25°C
VDD = 5V
VREF = ±3.5V
CCOMP = 1.8pF
AMP = AD8038
Figure 21. Reference Multiplying Bandwidth—All 1s Loaded
–9
–6
–3
0
3
10k
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
TA = 25°C
VDD = 5V
VREF = ±2V, AD8038 CC 1.47pF
VREF = ±2V, AD8038 CC 1pF
VREF = ±0.15V, AD8038 CC 1pF
VREF = ±0.15V, AD8038 CC 1.47pF
VREF = ±3.51V, AD8038 CC 1.8pF
Figure 22. Reference Multiplying Bandwidth vs. Frequency
and Compensation Capacitor
–0.010
–0.005
0.005
0.025
0.035
0.045
0.015
0
0.020
0.030
0.040
0.010
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
TIME (ns)
TA = 25°C
VREF = 0V
AMP = AD8038
CCOMP = 1.8pF
0x7FF TO 0x800
0x800 TO 0x7FF
VDD = 5V
VDD = 3V
VDD = 3V
VDD = 5V
Figure 23. Midscale Transition, VREF = 0 V
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
TIME (ns)
–1.77
–1.76
–1.75
–1.74
–1.73
–1.72
–1.71
–1.70
–1.69
–1.68
0x7FF TO 0x800
0x800 TO 0x7FF
VDD = 5V
VDD = 3V
VDD = 3V
VDD = 5V
TA = 25°C
VREF = 3.5V
AMP = AD8038
CCOMP = 1.8pF
Figure 24. Midscale Transition, VREF = 3.5 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com