công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN820PT bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN820PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-side driver
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN820PT bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - STMicroelectronics

Back Button VN820PT Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 43 page
background image
VN820
Package and packing information
Doc ID 7370 Rev. 5
37/43
Table 20.
PowerSO-10 mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A3.35
3.65
A(1)
1.
Muar only POA P013P.
3.4
3.6
A1
0
0.10
B0.40
0.60
B(1)
0.37
0.53
C0.35
0.55
C(1)
0.23
0.32
D9.40
9.60
D1
7.40
7.60
E9.30
9.50
E2
7.20
7.60
E2(1)
7.30
7.50
E4
5.90
6.10
E4(1)
5.90
6.30
e1.27
F1.25
1.35
F(1)
1.20
1.40
H
13.80
14.40
H(1)
13.85
14.35
h0.50
L1.20
1.80
L(1)
0.80
1.10
α
0°
8°
α(1)
2°
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com