công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN820PT bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN820PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-side driver
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN820PT bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics

Back Button VN820PT Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 43 page
background image
VN820
Electrical specifications
Doc ID 7370 Rev. 5
17/43
Figure 19.
Over-voltage shutdown
Figure 20.
Open load off-state voltage
detection threshold
Figure 21.
Turn-on voltage slope
Figure 22.
Turn-off voltage slope
Figure 23.
Ilim Vs Tcase
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
Tc (°C)
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Vov (V)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
Tc (°C)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Vol (V)
Vin=0V
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
Tc (ºC)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
dVout/dt/(on) (V/ms)
Vcc=13V
Rl=6.5Ohm
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
Tc (ºC)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
dVout/dt(off) (V/ms)
Vcc=13V
Rl=4.3Ohm
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
Tc (°C)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Ilim (A)
Vcc=13V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com