công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STI10N62K3 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STI10N62K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 620 V, 0.68typ., 8.4 A SuperMESH3?
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STI10N62K3 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STI10N62K3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
Package mechanical data
STF10N62K3, STFI10N62K3, STI10N62K3, STP10N62K3
10/17
Doc ID 15640 Rev 4
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK
is an ST trademark.
Table 9.
TO-220FP mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A4.4
4.6
B2.5
2.7
D2.5
2.75
E
0.45
0.7
F0.75
1
F1
1.15
1.70
F2
1.15
1.70
G
4.95
5.2
G1
2.4
2.7
H10
10.4
L2
16
L3
28.6
30.6
L4
9.8
10.6
L5
2.9
3.6
L6
15.9
16.4
L7
9
9.3
Dia
3
3.2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com