công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS420-600B bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TS420-600B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sensitive gate 4 A SCRs
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TS420-600B bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button TS420-600B Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
Ordering information
TS420
10/11
Doc ID 5203 Rev 4
4
Ordering information
5
Revision history
Table 9.
Ordering information
Order code
Marking
Package
Weight
Base qty Delivery mode
TS420-600B
TS420600
DPAK
0.3 g
75
Tube
TS420-600B-TR
TS420600
2500
Tape and reel
TS420-600H
TS420600
IPAK
0.4 g
75
Tube
TS420-600T
TS420600T
TO-220AB
2.3 g
50
Tube
TS420-700B
TS420700
DPAK
0.3 g
75
Tube
TS420-700B-TR
TS420700
2500
Tape and reel
TS420-700H
TS420700
IPAK
0.4 g
75
Tube
TS420-700T
TS420700T
TO-220AB
2.3 g
50
Tube
Table 10.
Document revision history
Date
Revision
Changes
Sep-2000
3
Previous release.
26-Jan-2010
4
Updated package illustration for TO-220AB on front page and
Table 8. Added Table 3.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com