công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS420-600B bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TS420-600B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sensitive gate 4 A SCRs
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TS420-600B bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button TS420-600B Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Ordering information scheme
TS420
6/11
Doc ID 5203 Rev 4
2
Ordering information scheme
Figure 13.
Ordering information scheme
TS 4 20 - 600 B (-TR)
Sensitive SCR series
Sensitivity
Voltage
Package
Packing mode
Current
4 = 4A
20 = 0.2 mA
600 = 600 V
700 = 700 V
B = DPAK
H = IPAK
T = TO-220AB
Blank = Tube



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com