công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS420-600B bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TS420-600B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sensitive gate 4 A SCRs
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TS420-600B bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button TS420-600B Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TS420-600B Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Package information
TS420
8/11
Doc ID 5203 Rev 4
Table 7.
IPAK dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
2.20
2.40
0.086
0.094
A1
0.90
1.10
0.035
0.043
A3
0.70
1.30
0.027
0.051
B
0.64
0.90
0.025
0.035
B2
5.20
5.40
0.204
0.212
B3
0.95
0.037
B5
0.30
0.035
C
0.45
0.60
0.017
0.023
C2
0.48
0.60
0.019
0.023
D
6
6.20
0.236
0.244
E
6.40
6.60
0.252
0.260
e2.28
0.090
G
4.40
4.60
0.173
0.181
H
16.10
0.634
L
9
9.40
0.354
0.370
L1
0.8
1.20
0.031
0.047
L2
0.80
1
0.031 0.039
V1
10°
10°
H
L
L1
G
e
B5
B
V1
D
C
A1
A3
A
C2
B3
L2
E
B2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com