công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8S103K3 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8S103K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, data
PDF  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S103K3 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S103K3 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 113 page
background image
Memory and register map
6
Memory map
6.1
Figure 6: Memory map
0x00 9FFF
Flash program memory
(8 Kbytes)
0x00 0000
RAM
0x00 03FF
(1 Kbyte)
513 bytes stack
0x00 4000
0x00 427F
640 bytes data EEPROM
Reserved
Reserved
Reserved
0x00 4280
0x00 A000
0x02 7FFF
0x00 47FF
0x00 8000
32 interrupt vectors
0x00 807F
GPIO and periph. reg.
0x00 5000
0x00 57FF
0x00 5800
0x00 7FFF
0x00 480B
0x00 4FFF
0x00 7EFF
CPU/SWIM/debug/ITC
registers
0x00 7F00
Reserved
Reserved
Option bytes
0x00 480A
0x00 4800
0x00 0800
0x00 3FFF
0x00 8080
Reserved
Unique ID
0x00 4864
0x00 4865
0x00 4870
0x00 4871
DocID15441 Rev 6
26/113
STM8S103K3 STM8S103F3 STM8S103F2
Memory and register map



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com