công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8S103K3 bảng dữ liệu(PDF) 66 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8S103K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, data
PDF  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S103K3 bảng dữ liệu(HTML) 66 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S103K3 Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics STM8S103K3 Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 66 / 113 page
background image
Unit
Max
Typ
Min
Conditions
Parameter
Symbol
%
1.0
(3)
User-trimmed with
CLK_HSITRIMR register for
Accuracy of HSI
oscillator
ACCHSI
given VDD and TA
conditions
(1)
1.0
-1.0
VDD = 5 V, TA = 25°C
(2)
Accuracy of HSI
oscillator (factory
2.0
-2.0
VDD = 5 V, 25 °C ≤
TA ≤ 85 °C
calibrated)
3.0
(2)
-3.0
(2)
2.95 ≤ VDD≤ 5.5 V,-40 °C
≤ TA ≤ 125 °C
μs
1.0
(3)
HSI oscillator
wakeup time
tsu(HSI)
including
calibration
μA
250
(2)
170
HSI oscillator
power
IDD(HSI)
consumption
(1) Refer to application note.
(2) Data based on characterization results, not tested in production.
(3) Guaranteed by design, not tested in production.
Figure 19: Typical HSI accuracy at VDD = 5 V vs 5 temperatures
DocID15441 Rev 6
66/113
STM8S103K3 STM8S103F3 STM8S103F2
Electrical characteristics



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com