công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAMM15S bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - ITT Industries

tên linh kiện DAMM15S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ensuring over 20 years of mission critical communication between two worlds across 250,000,000 milies
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DAMM15S bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - ITT Industries

Back Button DAMM15S Datasheet HTML 30Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 31Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 32Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 33Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 34Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 35Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 36Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 37Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 38Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 62 page
background image
Cannon Combo D® High Power 90° PCB Plug DD
Military/High Reliability
40 A High power 90° PCB Plug, Size DD, with metal bracket
C-34
www.ittcannon.com
Dimensions shown in inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
C
40 A High power inserted with US footprint
metal bracket and UNC 4-40 captive nut
INDUSTRIAL
MILITARY/HI-REL
NON-MAGNETIC/LOW OUTGASSING*
Shell
Layout
P/N without
P/N with
P/N without
P/N with UNC
P/N with Gold
size
Boardlock
Boardlock
Boardlock
Boardlock
Plating
DD
24WK7
DDMP24H7P-JK87
DDMC24H7P-JK87
DDMMP24H7P-J
DDMMC24H7P-J
DDM24H7P-JNMBK52
DD
36W4
DDMP36H4P-JK87
DDMC36H4P-JK87
DDMMP36H4P-J
DDMMC36H4P-J
DDM36H7P-JNMBK52
DD
43W2
DDMP43H2P-JK87
DDMC43H2P-JK87
DDMMP43H2P-J
DDMMC43H2P-J
DDM43H7P-JNMBK52
DD
47W1
DDMP47H1P-JK87
DDMC47H1P-JK87
DDMMP47H1P-J
DDMMC47H1P-J
DDM47H7P-JNMBK52
* Hardware Modifier not allowed with Non Magnetic/ Low Outgassing Combo-D; contact factory for more information
Shell
A
B
C
D
E
F
W
L
size
± 0,38 (.015)
± 0,13 (.005)
± 0,13 (.005)
± 0,13 (.005)
± 0,38 (.015)
± 0,25 (.010)
± 0,41 (.015)
± 0,25 (.010)
DD
66,93 (2.635)
52,81 (2.079)
61,11 (2,406)
11,07 (.436)
15,37 (.605)
10,82 (.426)
6,84 (.269)
0,99 (.039)
Dimensions
• For contact cavity arrangements, see page C-43.
• For pcb hole pattern, see Combo D Catalog.
Plug
ca_C1-C61.qxd:Layout 1
2/10/11
9:32 AM
Page 34



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com