công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAMM15S bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - ITT Industries

tên linh kiện DAMM15S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ensuring over 20 years of mission critical communication between two worlds across 250,000,000 milies
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DAMM15S bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - ITT Industries

Back Button DAMM15S Datasheet HTML 14Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 15Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 16Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 17Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 18Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 19Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 20Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 21Page - ITT Industries DAMM15S Datasheet HTML 22Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 62 page
background image
C-18
www.ittcannon.com
Dimensions shown in inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
C
Cannon 90° PCB, Size 20
Military/High Reliability
90° Standard Density PC Tail
Shell Size
Layout
Through Hole
Through Hole
with bracket
without bracket
DE
9
DEMM9PL
DEMM9P
DA
15
DAMM15PL
DEMM15P
DB
25
DBMM25PL
DEMM25P
DC
37
DCMM37PL
DEMM37P
DD
50
DDMM50PL
DEMM50P
Plug
• For contact cavity arrangements, see pages C-44.
• For P.C. hole pattern, see pages C-46.
• For panel cutouts, see page C-49.
Note: For Residual Magnetism Level of 200 gamma, add NMBK52.
Example DEMA9PLNMBK52 contacts and shells have 50 microinches gold.
Shown with bracket, for version without bracket, use termination modifier "P".
Shell
A
B
C
D
E
F
W
W
K
K
L
size ± 0,38 (.015) ± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,38 (.015) ± 0,25 (.010) ± 0,368 (.0145) ± 0,41 (.016) ± 0,317 (.0125) ± 0,25 (.010) ± 0,25 (.010)
DE
30,81 (1.213)
16,92 (.666)
24,99 (8,36)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
6,693 (.2635)
-
0,76 (.030)
12,30 (.484)
8,64 (.340)
DA
39,14 (1.541)
25,25 (.994)
33,32 (1.312)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
6,693 (.2635)
-
0,76 (.030)
12,30 (.484)
8,64 (.340)
DB
53,04 (2.088)
38,96 (1.534)
47,04 (1.852)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,82 (.426)
-
6.84 (.269)
0,76 (.030)
12,30 (.484)
8,64 (.340)
DC
69,32 (2.729)
55,42 (2.182)
63,50 (2.500)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,82 (.426)
-
6.84 (.269)
0,76 (.030)
12,30 (.484)
8,64 (.340)
DD
66,93 (2.635)
52,81 (2.079)
61,11 (2.406)
11,07 (.436)
15,37 (.605)
10,82 (.426)
-
6.84 (.269)
0,76 (.030)
15,09 (.594)
10,04 (.395)
Engaging Face
DD Configuration
A
C
B
D
E
10
°
Ø 0,76 (.030)
M
N
Ø 3,05
(.120)
2,84
(.112)
7,18
± 0,25
(.283
± .010)
5,68
(.224)
L
4,01
± 0,69
(.158
± .027)
2,84
(.112)
F
W
7,18
± 0,25
(.283
± .010)
4,01
± 0,69
(.158
± .027)
Size D
Size E, A, B, C
ca_C1-C61.qxd:Layout 1
2/10/11
9:32 AM
Page 18



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com