công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-ADAS3022EDZ bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-ADAS3022EDZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 1 MSPS, 8-Channel Data Acquisition System
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-ADAS3022EDZ bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-ADAS3022EDZ Datasheet HTML 32Page - Analog Devices EVAL-ADAS3022EDZ Datasheet HTML 33Page - Analog Devices EVAL-ADAS3022EDZ Datasheet HTML 34Page - Analog Devices EVAL-ADAS3022EDZ Datasheet HTML 35Page - Analog Devices EVAL-ADAS3022EDZ Datasheet HTML 36Page - Analog Devices EVAL-ADAS3022EDZ Datasheet HTML 37Page - Analog Devices EVAL-ADAS3022EDZ Datasheet HTML 38Page - Analog Devices EVAL-ADAS3022EDZ Datasheet HTML 39Page - Analog Devices EVAL-ADAS3022EDZ Datasheet HTML 40Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 40 page
background image
Data Sheet
ADAS3022
Rev. A | Page 39 of 40
OUTLINE DIMENSIONS
0.50
BSC
BOTTOM VIEW
TOP VIEW
PIN 1
INDICATOR
EXPOSED
PAD
PIN 1
INDICATOR
SEATING
PLANE
0.05 MAX
0.02 NOM
0.20 REF
COPLANARITY
0.08
0.30
0.25
0.18
6.10
6.00 SQ
5.90
1.00
0.95
0.85
FOR PROPER CONNECTION OF
THE EXPOSED PAD, REFER TO
THE PIN CONFIGURATION AND
FUNCTION DESCRIPTIONS
SECTION OF THIS DATA SHEET.
0.45
0.40
0.35
0.25 MIN
*4.70
4.60 SQ
4.50
*COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-220-VJJD-5
WITH EXCEPTION TO EXPOSED PAD DIMENSION.
40
1
11
10
20
21
30
31
Figure 75. 40-Lead Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP_VQ)
6 mm × 6 mm Body, Very Thin Quad
(CP-40-15)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
Package Description
Package Option
ADAS3022BCPZ
−40°C to +85°C
40-Lead Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP_VQ)
CP-40-15
ADAS3022BCPZ-RL7
−40°C to +85°C
40-Lead Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP_VQ)
CP-40-15
EVAL-ADAS3022EDZ
Evaluation Board
1 Z = RoHS Compliant Part.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com