công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DEM9SNM bảng dữ liệu(PDF) 109 Page - ITT Industries

tên linh kiện DEM9SNM
Giải thích chi tiết về linh kiện  D Subminiature Connectors
PDF  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DEM9SNM bảng dữ liệu(HTML) 109 Page - ITT Industries

Back Button DEM9SNM Datasheet HTML 105Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 106Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 107Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 108Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 109Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 110Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 111Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 112Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 113Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 109 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
Part Numbers
Shell Size
Layout
Through Hole
Clinch Nut
#4-40 UNC
DE
9
DEJK9P*-1U0N
DEJKE9P*-1U0N
DA
15
DAJK15P*-1U0N
DAJKE15P*-1U0N
DB
25
DBJK25P*-1U0N
DBJKE25P*-1U0N
DC
37
DCJK37P*-1U0N
DCJKE37P*-1U0N
* Insert filter designator. Example: DEJK9P4-1U0N (For 1000 pF Filter Capacitance)
Note: For performance class 1 add -A190. Example: DEJK9P1-1U0N-A190
D Subminiature
Filter D
D*JK — 90
° PC Tails — Standard Footprint .318 or .283 inch
Plug
Reader’s Resource
For contact cavity arrangements,
see page 224.
For P.C. hole patterns, see page 272.
For panel cutouts, see page 221.
For hardware views (European),
see page 227.
Filter Designator*
Filter Capacitance
1
330 pF
2
470 pF
3
680 pF
4
1000 pF
5
1500 pF
For electrical data, see page 106.
Dimensions
Shell Size
A
±0,38 (.015)
B
±0,13 (.005)
C
±0,13 (.005)
D
±0,13 (.005)
E
±0,38 (.015)
F
±0,25 (.010)
W
±0,37 (.015)
W
±0,41 (.016)
L
±0,25 (.010)
DE
30,81 (1.213)
16,92 (.666)
24,99 (.984)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
6,69 (.264)
—
0,76 (.030)
DA
39,14 (1.541)
25,25 (.994)
33,32 (1.312)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
6,69 (.264)
—
0,76 (.030)
DB
53,04 (2.088)
38,96 (1.534)
47,04 (1.852)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
—
6,84 (.269)
0,99 (.039)
DC
69,32 (2.729)
55,42 (2.182)
63,50 (2.500)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
—
6,84 (.269)
0,99 (.039)
Connector footprint measured from the front shell.
Connector footprint measured from the rear shell.
Engaging Face
2,84 (.112)
W
F
7,19 (.283)
3,50 (.138)
L
108



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com