công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DEM9SNM bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - ITT Industries

tên linh kiện DEM9SNM
Giải thích chi tiết về linh kiện  D Subminiature Connectors
PDF  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DEM9SNM bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - ITT Industries

Back Button DEM9SNM Datasheet HTML 38Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 39Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 40Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 41Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 42Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 43Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 44Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 45Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 46Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
41
D Subminiature
D*W
Discrete Wire IDC Contacts
Contacts
Contact Types
1
2
3
Pin
330-8753-101
330-8753-102
330-8753-103
Socket
330-8754-101
330-8754-102
330-8754-103
Solid Cable
Wire Size
28 AWG
30 AWG
22 AWG
24 AWG
26 AWG
20 AWG
22 AWG
Section mm2
0.08
0.05
0.34
0.22
0.12
0.60
0.34
Internal dia. mm max
0.32
0.26
0.62
0.51
0.40
0.88
0.62
External dia. mm max
1.30
1.20
1.45
1.45
1.40
1.45
1.45
Stranded Cable
Wire Size
28 AWG
30 AWG
22 AWG
24 AWG
26 AWG
20 AWG
22 AWG
Section mm2
0.09
0.05
0.34
0.22
0.12
0.60
0.34
Composition
7 x 0.13
7 x 0.10
7 x 0.25
7 x 0.20
7 x 0.15
19 x 0.20
7 x 0.25
Internal cable dia. mm max
0.40
0.30
0.75
0.60
0.45
0.97
0.75
External wire dia. mm max
1.30
1.20
1.45
1.45
1.40
1.45
1.45
Insulation Displacement Connection Concept
Tooling
Extraction Tool
Hand Crimp Tool
Row by Row Pneumatic Press
Part Number
DW115394
Part Number
Standard Tool: DW115394-1
Automatic Tool: DW115394-2
Tool Support: DW115394-20
Part Number
DW115394-501



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com