công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DEM9SNM bảng dữ liệu(PDF) 108 Page - ITT Industries

tên linh kiện DEM9SNM
Giải thích chi tiết về linh kiện  D Subminiature Connectors
PDF  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DEM9SNM bảng dữ liệu(HTML) 108 Page - ITT Industries

Back Button DEM9SNM Datasheet HTML 104Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 105Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 106Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 107Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 108Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 109Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 110Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 111Page - ITT Industries DEM9SNM Datasheet HTML 112Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 108 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
107
D Subminiature
Filter D
D*JT Filter Performance
D*JT Electrical Data
Voltage rating (working)
200 VDC/120 Vrms, 400 Hz
Current rating
5 A (Size 20 contacts), 30 A (Size 8 contacts)
Insulation resistance,
electrification time 30 s, temperature 25
°C
10,000 M
min./100 V
Dielectric Withstanding Voltage (Sea Level)
500 micro amps max. charge/discharge
500 VDC
Filter type C
Capacitor
Filter symbol per DIN
Filter designation
9546123
Capacitance, type
at 1 KHz, 0,1 Vrms, 25
°C
47000 pF
5000 pF
2000 pF
1500 pF
1000 pF
500 pF
250 pF
Frequency
MHz
Attenuation
db min.
Attenuation
db min.
Attenuation
db min.
Attenuation
db min.
Attenuation
db min.
Attenuation
db min.
Attenuation
db min.
5
30
1163
—
—
—
10
37
16
107521
100
50
35
27
23
20
16
14
1000
45
54
48
46
42
37
35
2000
—
64
60
—
60
60
60
5000
—
64
64
—
64
64
64
Attenuation per MIL-STD-220 at 25
°C with no applied voltage or current



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com