công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPD1036F bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TPD1036F
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-IN-1 Low-Side Power Switch for Motor, Solenoid and Lamp Drivers
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TPD1036F bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor

  TPD1036F Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
TPD1036F
2008-09-12
7
IS – Tch
IS – VIN
tON, tOFF – Tch
VIN = 5 V
0
−80
2
40
160
1
−40
3
120
4
5
0
80
Tch = 25°C
0
0
2
8
1
2
3
4
5
4
6
VDD = 13 V
VIN = 5 V
ID = 0.7 A
0
−80
40
160
20
−40
40
120
0
80
tOFF
tON
60
PD – Ta
Channel temperature Tch (°C)
Input voltage VIN (V)
Channel temperature Tch (°C)
DC
Mount on glass epoxy boad
[25.4
× 25.4 × 0.8mm]
(with the two devices driving)
0
0
1.0
40
120
200
2.5
0.5
80
1.5
2.0
160
t
= 10 s
Ambient temperature Ta (°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com