công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPD1036F bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TPD1036F
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-IN-1 Low-Side Power Switch for Motor, Solenoid and Lamp Drivers
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TPD1036F bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TPD1036F Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TPD1036F Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TPD1036F
2008-09-12
5
Electrical Characteristics
Characteristics
Symbol
Test
Circuit
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Drain-source clamp voltage
V (CL) DSS
Tch = -40 to 110℃
VIN = 0 V, ID=1mA
40
60
V
Tch = 25℃
1.0
2.8
Input threshold voltage
Vth
Tch = -40 to 110℃
VDS = 13 V, ID = 10mA
0.9
3.0
V
Tch = 25℃
3
6
Protective circuit operation
input voltage range
VIN (opr)
Tch = -40 to 110℃
3.5
6
V
Tch = 25℃
10
Drain cut-off current
IDSS
Tch = -40 to 110℃
VIN = 0 V, VDS = 30V
100
μA
IIN (1)
Tch = -40 to 110℃
VIN = 5 V, at normal
operation
300
Input current
IIN (2)
Tch = -40 to 110℃
VIN = 5 V, when
overcurrent protective
circuit is actuated
350
μA
Tch = 25℃
0.3
0.5
Drain-source ON-resistance
RDS (ON)
Tch = -40 to 110℃
VIN = 5 V, ID = 0.7 A
0.75
Ω
Overtemperature detection
TS
VIN = 5 V
150
160
°C
Tch = 25℃
1.5
2.5
Overcurrent detection
IS
2
Tch = -40 to 110℃
VIN = 5 V
1
A
Tch = 25℃
30
tON
Tch = -40 to 110℃
60
Tch = 25℃
60
Switching times
tOFF
1
Tch = -40 to 110℃
VDD = 13 V,
VIN = 0 V/5 V,
ID = 0.7 A
90
μs
Drain-source diode forward
voltage
VDSF
Tch = 25℃
VIN = 0 V, IF = 1.5 A
1.7
V
Test Circuit 1
Switching times measuring circuit
Test Circuit
Measured Waveforms
Test Circuit 2
Overcurrent detection measuring circuit
Test Circuit
VIN Waveform
VDS Waveform
5 V
90%
tON
10%
10%
90%
tOFF
13 V
TPD1036F
IN
DRAIN SOURCE
V
VDD
VIN = 5 V
ID
RL
IS
ID
RL
RL decrease
0 A
TPD1036F
IN
DRAIN SOURCE
V
VDD = 13 V
ID = 0.7 A
P.G.
0 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com