| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SI8711CD-B-IM bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Silicon Laboratories |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SI8711CD-B-IM bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Silicon Laboratories |
|
23 / 36 page ![]() Si87xx Preliminary Rev. 0.5 23 10. Package Outline: 8-Pin Narrow Body SOIC Figure 15 illustrates the package details for the Si87xx in an 8-pin narrow-body SOIC package. Table 16 lists the values for the dimensions shown in the illustration. Figure 15. 8-Pin Narrow Body SOIC Package Table 16. 8-Pin Narrow Body SOIC Package Diagram Dimensions Symbol Millimeters Min Max A1.35 1.75 A1 0.10 0.25 A2 1.40 REF 1.55 REF B0.33 0.51 C0.19 0.25 D4.80 5.00 E3.80 4.00 e 1.27 BSC H5.80 6.20 h0.25 0.50 L0.40 1.27 0 8 |