| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L6472 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6472 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 69 page ![]() Pin connection L6472 18/69 Doc ID 022729 Rev 1 3 STBY\RST Logic input Standby and reset pin. LOW logic level resets the logic and puts the device into standby mode. If not used, it should be connected to VDD 25 STCK Logic input Step-clock input EPAD Exposed pad Ground Internally connected to PGND, AGND and DGND pins Table 6. Pin description (continued) No. Name Type Function |