công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSB44-3R3 bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - NEC

tên linh kiện SSB44-3R3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Inductors
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

SSB44-3R3 bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - NEC

Back Button SSB44-3R3 Datasheet HTML 65Page - NEC SSB44-3R3 Datasheet HTML 66Page - NEC SSB44-3R3 Datasheet HTML 67Page - NEC SSB44-3R3 Datasheet HTML 68Page - NEC SSB44-3R3 Datasheet HTML 69Page - NEC SSB44-3R3 Datasheet HTML 70Page - NEC SSB44-3R3 Datasheet HTML 71Page - NEC SSB44-3R3 Datasheet HTML 72Page - NEC SSB44-3R3 Datasheet HTML 73Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 104 page
background image
Power Inductors VOL.10
69
●All specifications in this catalog and production status of products are subject to change without notice. Prior to the purchase, please contact NEC TOKIN for updated product data.
●Please request for a specification sheet for detailed product data prior to the purchase.
●Before using the product in this catalog, please read "Precautions" and other safety precautions listed in the printed version catalog.
9631PWIVOL10E1205E0
SMD Type
12.5 max.
2.9
±0.3
2.9
±0.3
5.5 min.
4.0 max.
13.5
5.0
6.3
12.1
Recommended Land Pattern
[mm]
[mm]
Shape and Dimensions
land
terminal
5.10
4.60
4.30
3.90
3.50
2.90
2.40
1.90
1.60
1.40
1.10
0.90
0.75
0.60
0.50
0.40
0.35
0.017
0.023
0.026
0.033
0.039
0.060
0.075
0.12
0.18
0.24
0.30
0.50
0.74
1.1
1.6
2.5
3.7
H
・DI-1240-2R2
2.2
±25%
H
・DI-1240-3R3
3.3
±25%
H
・DI-1240-4R7
4.7
±25%
H
・DI-1240-6R8
6.8
±25%
H
・DI-1240-100
10
±25%
H
・DI-1240-150
15
±25%
H
・DI-1240-220
22
±25%
H
・DI-1240-330
33
±25%
H
・DI-1240-470
47
±20%
H
・DI-1240-680
68
±20%
H
・DI-1240-101
100
±20%
H
・DI-1240-151
150
±20%
H
・DI-1240-221
220
±20%
H
・DI-1240-331
330
±20%
H
・DI-1240-471
470
±20%
H
・DI-1240-681
680
±20%
H
・DI-1240-102
1000
±20%
●H・DI-1240 Series
●Operating temperature range: −20 to +105℃ (Including self-temperature rise)
Model
Inductance
at 10kHz,1mA
(μH)
DC resistance
(Ω)max.
Rated current
(A)
Leadless Power Inductors
H
・DI-1240 Series
[RoHS Compliant]
Leadless Power Inductors
H
・DI-1240 Series
[RoHS Compliant]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com