| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8377E bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8377E bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
97 / 127 page ![]() MPC8377E PowerQUICC II Pro Processor Hardware Specifications, Rev. 8 Freescale Semiconductor 97 eTSEC1/GPIO1/GPIO2/CFG_RESET Interface TSEC1_COL/GPIO2[20] AF22 I/O LVDD1 16 TSEC1_CRS/GPIO2[21] AE20 I/O LVDD1 16 TSEC1_GTX_CLK AJ25 O LVDD1 16 TSEC1_RX_CLK AG22 I LVDD1 16 TSEC1_RX_DV AD19 I LVDD1 16 TSEC1_RX_ER/GPIO2[25] AD20 I/O LVDD1 16 TSEC1_RXD0 AD22 I LVDD1 16 TSEC1_RXD1 AE21 I LVDD1 16 TSEC1_RXD2 AE22 I LVDD1 16 TSEC1_RXD3 AD21 I LVDD1 16 TSEC1_TX_CLK AJ22 I LVDD1 16 TSEC1_TX_EN AG23 O LVDD1 16 TSEC1_TX_ER/CFG_LBMUX AH22 I/O LVDD1 16 TSEC1_TXD0/ CFG_RESET_SOURCE[0] AD23 I/O LVDD1 16 TSEC1_TXD1/ CFG_RESET_SOURCE[1] AE23 I/O LVDD1 16 TSEC1_TXD2/ CFG_RESET_SOURCE[2] AF23 I/O LVDD1 16 TSEC1_TXD3/ CFG_RESET_SOURCE[3] AJ24 I/O LVDD1 16 EC_GTX_CLK125 AH24 I LVDD1 16 EC_MDC/CFG_CLKIN_DIV AJ21 I/O LVDD1 16 EC_MDIO AH21 I/O LVDD1 16 eTSEC2/GPIO1 Interface TSEC2_COL/GPIO1[21]/ TSEC1_TMR_TRIG1 AJ27 I/O LVDD2 16 TSEC2_CRS/GPIO1[22]/ TSEC1_TMR_TRIG2 AG29 I/O LVDD2 16 TSEC2_GTX_CLK AF28 O LVDD2 16 TSEC2_RX_CLK/ TSEC1_TMR_CLK AF25 I LVDD2 16 TSEC2_RX_DV/GPIO1[23] AF26 I/O LVDD2 16 TSEC2_RX_ER/GPIO1[25] AG25 I/O LVDD2 16 Table 72. TePBGA II Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Note |