công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CM6901XIP bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Champion Microelectronic Corp.

tên linh kiện CM6901XIP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SLS (SRC/LLCSR) Controller with 1 FM2 PWMs
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHAMP [Champion Microelectronic Corp.]
Trang chủ  http://www.champion-micro.com
Logo CHAMP - Champion Microelectronic Corp.

CM6901XIP bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Champion Microelectronic Corp.

Back Button CM6901XIP Datasheet HTML 7Page - Champion Microelectronic Corp. CM6901XIP Datasheet HTML 8Page - Champion Microelectronic Corp. CM6901XIP Datasheet HTML 9Page - Champion Microelectronic Corp. CM6901XIP Datasheet HTML 10Page - Champion Microelectronic Corp. CM6901XIP Datasheet HTML 11Page - Champion Microelectronic Corp. CM6901XIP Datasheet HTML 12Page - Champion Microelectronic Corp. CM6901XIP Datasheet HTML 13Page - Champion Microelectronic Corp. CM6901XIP Datasheet HTML 14Page - Champion Microelectronic Corp. CM6901XIP Datasheet HTML 15Page - Champion Microelectronic Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 15 page
background image
CM6901
SLS (SRC/LLC+SR) Controller with 1 FM+2 PWMs
2012/05/09 Rev2.0
Champion Microelectronic Corporation
Page 12
TYPICAL APPLCATION CIRCUIT
C5
220pF/2KV
PFC
Vref/1
0
R33
22K
R20
(3A/600V)
2.2M
R6
PGB
C6
220pF/2KV
20N60C3
Q1
1
R11
10
1000pF
C20
1M 1%
R1
C69
NC
10
R39
H15
L
1
0.1
R2
SCS140P
D4
(3A/600V)
Q2
2N2907
1
ZD6
NC
T1
TR18*10*10
(8A/600V)
D23
NC
Vref/1
RL1
835NL-1A-B-C 9V
4
3
1
2
BD1
D10XB60
1
4
13K 1%
R34
1M
R23
F1
250V 6.3A HSB
C2
0.22uF 275V
36.5K
R23-2
Vref/1
100pF
C19
69.8K 1%
R13
D28
1N5406
10K
R25
1000pF
C21
R92
NC
Q26
NC
3
2
1M 1%
R3
4700P
C77
0.47uF
C11
470pF
C18
(3A/600V)
HFA08TB60
D7
0.1uF
C25
0.047UF
C22
0.1uF
C71
T2
TR18*10*10
10K
R100
+ 220uF/450V
C9
RT1
2.5Ω/5A
D29
1N5406
Q3
2N2222
1
CS-270026
L4
7
5
9
102pF
C10
0.47uF
C16
(10A/600V)
C3
0.22uF 275V
380VDC
0.47uF
C17
1N5406
D6
VCCP
380VDC
H14
N
1
NC
R9
2M
R15
VCCP
33n
C12
PGIB/1
27K
R38
VCCP
BC1
1uF/450V
243K
R23-1
1M
R24
+
22uF/25V
C70
13K
R12
150K
R17
FR1
910K 1/2W
(20A/600V)
U1
CM6502T/THH
14
13
6
1
11
7
8
5
9
10
4
2
3
12
VEAO
VFB
PGTHL
IEAO
VCC
RAMP1
GND
SS
PGB
PFC OUT
Vrms
IAC
ISENSE
VREF
47
R26
+
C34
100uF/35V
11.5TS
R56
150
R54
30
P6KE150A
5%
ZD1
1.4mH
Q9
2N2222
1
3
PC2A
LTV817
+12VSB1
H26
R52
1K
U2 TNY277P
2
6
8
1
4
3
7
5
BP
GND
GND
EN
D
.
GND
GND
D11
EFM103
HZ15-2
14.50~15.10V
ZD5
8TS
VDD
C35
10uF/25V
+12V
R48
15K
C40
0.1UF/25V
2A
(1A/150V)
BYV-26E
D12
+
C76
100uF/400V
Q8
2N2222
1
3
+
C28
100uF/25V
KA431AZ1
IC1
1
R44
4.7KΩ
T3
EE-19
1
2
4
3
5
7
6
8
NC
ZD3
R94
5.6K
R47
20
R45
3M
R96
47KΩ
CN2
CON2
Standby
D10
NC
PC3A
817C
R50
7.5K
R46
1M
11TS
380VDC
C33
1000pF/50V
8TS
R49
100
+12V
Q27
2N7002
PC2B
LTV817
12VS
VCCP
VCC
R59
2.54K 1%
C30
NC
ZD2
ZMM(15V)
R95
4.7KΩ
R93
22
ON/OFF
C36
NC
C68
222M/250V Y1
1N4007
D15
C41
NC
12VSB
SF14
D13
R55
10K 1%
12VSB
+
C29
47uF/25V
L1
DR6*8.3
85TS
D14
SB10100
3
2
1
C75
0.47uF
+
C31
(1A/1000V)
VCC
R58
10K
+
C38
10uF/50V
ZD4
15.2~16.8V
1N4745A
+
C32
1200UF/16V
ON/OFF
R43
1 1W(S)
ZD9
ZMM(11V)
C37
0.1UF/50V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com