công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64112NFB bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64112NFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  108 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64112NFB bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64112NFB Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 86Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 87Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 89Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 90Page - Renesas Technology Corp R5F64112NFB Datasheet HTML 91Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 87 / 108 page
background image
R01DS0062EJ0120 Rev.1.20
Page 87 of 99
Sep 26, 2011
R32C/111 Group
5. Electrical Characteristics
VCC1 =VCC2 =3.3 V
Timing Requirements (VCC1 =VCC2 = 3.0 to 3.6 V, VSS =0 V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Table 5.43
External Clock Input
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(X)
External clock input period
62.5
250
ns
tw(XH)
External clock input high level pulse width
25
ns
tw(XL)
External clock input low level pulse width
25
ns
tr(X)
External clock input rise time
5ns
tf(X)
External clock input fall time
5ns
tw / tc
External clock input duty
40
60
%
Table 5.44
External Bus Timing
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tsu(D-R)
Data setup time before read
40
ns
th(R-D)
Data hold time after read
0ns
tdis(R-D)
Data disable time after read
0.5 × tc(Base) + 10
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com